công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF8576DU/DA bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF8576DU/DA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal LCD driver for low multiplex rates
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCF8576DU/DA bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF8576DU/DA Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 41 page
background image
2004 Dec 22
35
Philips Semiconductors
Product specification
Universal LCD driver for low
multiplex rates
PCF8576D
15 PACKAGE OUTLINES
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cE(1)
eHE
LLp
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
1.2
0.15
0.05
1.05
0.95
0.25
0.27
0.17
0.18
0.12
10.1
9.9
0.5
12.15
11.85
1.45
1.05
7
0
o
o
0.08
0.1
1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.45
SOT357-1
137E10
MS-026
00-01-19
02-03-14
D(1)
(1)
(1)
10.1
9.9
HD
12.15
11.85
E
Z
1.45
1.05
D
b p
e
θ
E
A1
A
L p
detail X
L
(A )
3
B
16
c
D
H
b p
E
H
A2
v M B
D
Z D
A
Z E
e
v M A
X
1
64
49
48
33
32
17
y
pin 1 index
w M
w M
0
2.5
5 mm
scale
TQFP64: plastic thin quad flat package; 64 leads; body 10 x 10 x 1.0 mm
SOT357-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com