công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25C01-2PI bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25C01-2PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-BIT SPI SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25C01-2PI bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25C01-2PI Datasheet HTML 9Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 10Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 11Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 12Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 13Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 14Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 15Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 16Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 17Page - Integrated Silicon Solution, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
Integrated Silicon Solution, Inc.
PACKAGING INFORMATION
ISSI®
Thin Shrink Small Outline TSSOP
Package Code: Z (8 pin, 14 pin)
Rev B 02/01/02
TSSOP (Z)
Ref. Std.
JEDEC MO-153
No. Leads
8
Millimeters
Inches
Symbol Min
Max
Min
Max
A
—
1.20
—
0.047
A1
0.05
0.15
0.002 0.006
A2
0.80
1.05
0.032 0.041
B
0.19
0.30
0.007 0.012
C
0.09
0.20
0.004 0.008
D
2.90
3.10
0.114 0.122
E1
4.30
4.50
0.169 0.177
E
6.40 BSC
0.252 BSC
e
0.65 BSC
0.026 BSC
L
0.45
0.75
0.018 0.030
α
—8°
—
8°
TSSOP (Z)
Ref. Std.
JEDEC MO-153
No. Leads
14
Millimeters
Inches
Symbol Min
Max
Min
Max
A
—
1.20
—
0.047
A1
0.05
0.15
0.002
0.006
A2
0.80
1.05
0.031
0.041
B
0.19
0.30
0.007
0.012
C
0.09
0.20
0.0035 0.008
D
4.90
5.10
0.193
0.201
E1
4.30
4.50
0.170
0.177
E
6.40 BSC
0.252 BSC
e
0.65 BSC
0.026 BSC
L
0.45
0.75
0.0177 0.0295
α
—8°
—
8°
D
B
e
E1
A2
E
C
A
A1
L
α
1
N
N/2
SSI reserves the right to make changes to its products at any time without notice in order to improve design and supply the best possible product. We assume no responsibility for any errors which may
appear in this publication. © Copyright 2002, Integrated Silicon Solution, Inc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com