công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS25C01-2PI bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS25C01-2PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-BIT SPI SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS25C01-2PI bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS25C01-2PI Datasheet HTML 9Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 10Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 11Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 12Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 13Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 14Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 15Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 16Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS25C01-2PI Datasheet HTML 17Page - Integrated Silicon Solution, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
PACKAGING INFORMATION
ISSI®
Integrated Silicon Solution, Inc. — 1-800-379-4774
2
Rev. C
10/03/01
150-mil Plastic SOP
Package Code: G, GR
D
SEATING PLANE
B
e
C
1
N
E
A1
A
H
L
α
Notes:
1. Controlling dimension: inches, unless otherwise specified.
2. BSC = Basic lead spacing between centers.
3. Dimensions D and E1 do not include mold flash protrusions and
should be
measured from the bottom of the package.
4. Formed leads shall be planar with respect to one another within 0.004 inches at the
seating plane.
150-mil Plastic SOP (G, GR)
Symbol
Min
Max
Min
Max
Ref. Std.
Inches
mm
No. Leads
8
8
A
—
0.068
—
1.73
A1
0.004
0.009
0.1
0.23
B
0.013
0.020
0.33
0.51
C
0.007
0.010
0.18
0.25
D
0.189
0.197
4.8
5
E
0.150
0.157
3.81
3.99
H
0.228
0.245
5.79
6.22
e
0.050 BSC
1.27 BSC
L
0.020
0.035
0.51
0.89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com