công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP2115 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP2115
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP2115 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP2115 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 12Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 13Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 14Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
Preliminary Datasheet
1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
AP2115
Jul. 2011 Rev 1. 1
BCD Semiconductor Manufacturing Limited
10
Typical Performance Characteristics
Figure 4. Ground Current vs. Output Current
Figure 5. Ground Current vs. Output Current
Figure 6. Quiescent Current vs. Temperature
Figure 7. Quiescent Current vs. Temperature
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
30
40
50
60
70
80
90
100
V
IN
=4.3V
I
OUT
=0mA
AP2115_3.3V
Temperature (
OC)
0.00.2
0.40.6
0.81.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
AP2115_3.3V
T
A
=-40
OC
T
A
=25
OC
T
A
=85
OC
V
IN=4.3V
Output Current (A)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
AP2115_1.2V
T
A
=-40
OC
T
A
=25
OC
T
A
=85
OC
V
IN=2.5V
Output Current (A)
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
30
40
50
60
70
80
90
100
V
IN
=2.5V
I
OUT
=0mA
AP2115_1.2V
Temperature (
OC)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com