công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP2115 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP2115
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP2115 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  AP2115 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP2115 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Preliminary Datasheet
1A LOW NOISE CMOS LDO REGULATOR WITH ENABLE
AP2115
Jul. 2011 Rev 1. 1
BCD Semiconductor Manufacturing Limited
5
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Power Supply Voltage
VCC
6.5
V
Operating
Junction
Temperature
Range
TJ
150
ºC
Storage temperature Range
TSTG
-65 to 150
ºC
Lead Temperature (Soldering,10
Seconds)
TLEAD
260
ºC
ESD (Machine Model)
400
V
ESD (Human Body Model)
4000
V
Note 1: Stresses greater than those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to
the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions
beyond those indicated under “Recommended Operating Conditions” is not implied. Exposure to “Absolute
Maximum Ratings” for extended periods may affect device reliability.
Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Supply Voltage
VIN
2.5
6.0
V
Ambient
Operation
Temperature
Range
TA
-40
85
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com