công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFS469L6 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFS469L6
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon RF TWIN Transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFS469L6 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BFS469L6 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2005-10-11
4
BFS469L6
Electrical Characteristics
at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Collector-emitter breakdown voltage
TR1, IC = 1 mA, IB = 0
TR2, IC = 1 mA, IB = 0
V(BR)CEO
4.5
10
5.8
16
-
-
V
Collector-emitter cutoff current
TR1, VCE = 15 V , VBE = 0
TR1, VCE = 20 V, VBE = 0
ICES
-
-
-
-
10
10
µA
Collector-base cutoff current
TR1, VCB = 5 V, IE = 0
TR2, VCB = 10 V, IE = 0
ICBO
-
-
-
-
100
100
nA
Emitter-base cutoff current
TR1, VEB = 0,5 V, IC = 0
TR2, VEB = 1 V, IC = 0
IEBO
-
-
-
-
1
0.1
µA
DC current gain-
TR1, IC = 20 mA, VCE = 3 V, pulse measured
TR2, IC = 5 mA, VCE = 6 V, pulse measured
hFE
90
100
120
140
160
180
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com