công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFS469L6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFS469L6
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon RF TWIN Transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFS469L6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BFS469L6 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BFS469L6 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
2005-10-11
3
BFS469L6
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Value
Unit
Base current
TR1
TR2
IB
5
5
mA
Total power dissipation1)
TR1, TS ≤ 104°C
TR2, TS ≤ 100°C
Ptot
200
250
mW
Junction temperature
TR1
TR2
Tj
150
150
°C
Ambient temperature
TR1
TR2
TA
-65 ... 150
-65 ... 150
Storage temperature
TR1
TR2
Tstg
-65 ... 150
-65 ... 150
Thermal Resistance
Parameter
Symbol
Value
Unit
Junction - soldering point2)
TR1
TR2
RthJS
≤ 230
≤ 200
K/W
1TS is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb
2For calculation of RthJA please refer to Application Note Thermal Resistance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com