| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLC2500A bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLC2500A bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 37 page ![]() STLC2500A General specification 29/37 Table 18. WLAN HW signal assignment WLAN(1) 1. See also Table 22 Scenario 1: PTA Scenario 2: WLAN master Scenario 3: BT master Scenario 4: 2-wire Scenario 5: AWMA WLAN 1 TX_ CONFIRM BT_RF_NOT_ ALLOWED Not used BT_RF_NOT_ ALLOWED MEDIUM_ FREE WLAN 2 TX_ REQUEST Not used WLAN_RF_ NOT_ ALLOWED WLAN_RF_ NOT_ ALLOWED Not used WLAN 3 STATUS Not used Not used Not used Not used WLAN 4 OPTIONAL_ SIGNAL Not used Not used Not used Not used |