công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XRT83SL216 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Exar Corporation

tên linh kiện XRT83SL216
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-CHANNEL E1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

XRT83SL216 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Exar Corporation

Back Button XRT83SL216 Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 11Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 12Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 13Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 14Page - Exar Corporation XRT83SL216 Datasheet HTML 15Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 41 page
background image
xr
PRELIMINARY
XRT83SL216
REV. P1.0.3
16-CHANNEL E1 SHORT-HAUL LINE INTERFACE UNIT
9
TNEG15
TNEG14
TNEG13
TNEG12
TNEG11
TNEG10
TNEG9
TNEG8
TNEG7
TNEG6
TNEG5
TNEG4
TNEG3
TNEG2
TNEG1
TNEG0
A13
C13
B14
D14
L14
M13
U14
U13
U5
U4
M5
L4
C4
A4
E5
A5
I
Transmit Negative Data Input
In dual rail mode, this pin is the transmit negative data input. In single rail
mode, this pin can be tied to ground.
TRANSMITTER SECTION
NAME
PIN
TYPE
DESCRIPTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41