công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1847437 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1847437
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCB connector - MC 1,5/10-STF-5,08
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1847437 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1847437 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1847437 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid.
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 10,
number of rows: 1, number of positions: 10, number of connections: 10, product range: MC 1,5/..
-STF, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head
form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, number of solder pins per potential: 1,
plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Screw locking, mounting: Screw flange, type of
packaging: packed in cardboard
Your advantages
Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Allows connection of two conductors
Screwable flange for superior mechanical stability
Commercial Data
Item number
1847437
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to Order (non-returnable)
Sales Key
A01
Product Key
AABACD
Catalog Page
Page 247 (C-1-2013)
GTIN
4017918102692
Weight per Piece (including packing)
8.676 g
Weight per Piece (excluding packing)
8.542 g
Customs tariff number
85366990
Country of origin
US
PCB connector - MC 1,5/10-STF-5,08
1847437
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1847437
Jan 10, 2023, 5:58 AM
Page 1 (13)


Số phần tương tự - 1847437

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Instruments Co...
184743-02 NI-184743-02 Datasheet
1Mb / 6P
Digital Camera Image Acquisition
184743-04 NI-184743-04 Datasheet
1Mb / 6P
Digital Camera Image Acquisition
logo
Weidmuller
1847430000 WEIDMULLER-1847430000 Datasheet
282Kb / 4P
SL 5.00/08/180 3.2SN BL BX
More results

Mô tả tương tự - 1847437

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1847068 PHOENIX-1847068 Datasheet
772Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 3-STF-3,5
Jul 20, 2022
1847097 PHOENIX-1847097 Datasheet
772Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 6-STF-3,5
Jul 20, 2022
1847181 PHOENIX-1847181 Datasheet
786Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 8-STF-3,5
Jul 21, 2022
1847372 PHOENIX-1847372 Datasheet
439Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/ 4-STF-5,08
Jul 21, 2022
1847217 PHOENIX-1847217 Datasheet
761Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/11-STF-3,5
Nov 30, 2022
1847356 PHOENIX-1847356 Datasheet
425Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/ 2-STF-5,08
Jan 3, 2023
1847107 PHOENIX-1847107 Datasheet
761Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 7-STF-3,5
Jan 3, 2023
1847369 PHOENIX-1847369 Datasheet
429Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/ 3-STF-5,08
Jan 5, 2023
1847547 PHOENIX-1847547 Datasheet
548Kb / 12P
PCB header - MC 1,5/10-GF-5,08
Jan 10, 2023
1900853 PHOENIX-1900853 Datasheet
523Kb / 13P
MC 1,5/10-ST1-5,08 - PCB connector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com