công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1847097 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1847097 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1847097
tải về  1847097 tải về
kích thước tập tin   772.92 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MC 1,5/ 6-STF-3,5

1847097 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1847097 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1847097
tải về  1847097 Click to download

kích thước tập tin   772.92 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MC 1,5/ 6-STF-3,5

1847097 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1847097 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 6,number of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: MC 1,5/..-STF, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form:L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Screw locking, mounting: Screw flange, type of packaging:packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors
• Screwable flange for superior mechanical stability




Số phần tương tự - 1847097

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Atom Lighting
18470 ATOM-18470 Datasheet
164Kb / 2P
Erskine
19th of January 2025 23:34:54
logo
PHOENIX CONTACT
1847055 PHOENIX-1847055 Datasheet
793Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 2-STF-3,5
Jul 20, 2022
1847068 PHOENIX-1847068 Datasheet
772Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 3-STF-3,5
Jul 20, 2022
logo
Weidmuller
1847080000 WEIDMULLER-1847080000 Datasheet
434Kb / 21P
System pitch 5.08 mm (0.200 inch) BLZP 5.08/12/180 SN BK BX
logo
PHOENIX CONTACT
1847084 PHOENIX-1847084 Datasheet
257Kb / 10P
Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-STF-3,5
More results


Mô tả tương tự - 1847097

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1840405 PHOENIX-1840405 Datasheet
140Kb / 5P
MC 1,5/ 6-ST-3,5
1844252 PHOENIX-1844252 Datasheet
162Kb / 5P
MC 1,5/ 6-G-3,5
1847055 PHOENIX-1847055 Datasheet
793Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 2-STF-3,5
Jul 20, 2022
1847068 PHOENIX-1847068 Datasheet
772Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 3-STF-3,5
Jul 20, 2022
1847181 PHOENIX-1847181 Datasheet
786Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 8-STF-3,5
Jul 21, 2022
1847217 PHOENIX-1847217 Datasheet
761Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/11-STF-3,5
Nov 30, 2022
1767610 PHOENIX-1767610 Datasheet
277Kb / 8P
PCB connector - MC 1,5/ 6-STZ2-3,5
Nov 30, 2022
1847107 PHOENIX-1847107 Datasheet
761Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 7-STF-3,5
Jan 3, 2023
1847369 PHOENIX-1847369 Datasheet
429Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/ 3-STF-5,08
Jan 5, 2023
1731714 PHOENIX-1731714 Datasheet
519Kb / 13P
PCB header - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com