công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KW-SERIES bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - DIWELL Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện KW-SERIES
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W WIDE INPUT RANGE
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIWELL [DIWELL Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  https://diwell.com/
Logo DIWELL - DIWELL Electronics Co., Ltd.

KW-SERIES bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - DIWELL Electronics Co., Ltd.

  KW-SERIES Datasheet HTML 1Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 2Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 3Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 4Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 5Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 6Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 7Page - DIWELL Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
DANUBE
http://www.danube.com.tw
2013/07/01
6
TYPICAL APPLICATIONS
SINGLE OUTPUT
DUAL OUTPUT
LOAD
INPUT
+Vin
OUTPUT
-Vout
+Vout
-Vin
DC-DC
CONVERTER
+Vout
-Vin
-Vout
INPUT
DC-DC
CONVERTER
+Vin
LOAD1
OUTPUT
Common
LOAD2
 TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Specifications typical at Ta=25
°C ,nominal input voltage , rated output current unless otherwise specified.
OUTPUT LOAD VS EFFICIENCY
TEMPERATURE DERATING
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
0
20
40
60
80
100
% OF RATED LOAD(%)
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
-25
0
25
50
70
90
TA(degre e C)
 INPUT FUSE SELECTION GUIDE
9-18V or 9-27V or 9-36V
INPUT VOLTAGE(VDC)
18-36V or 18-54V or 18-72V
INPUT VOLTAGE(VDC)
36-72V
INPUT VOLTAGE(VDC)
3000mA Slow-Blow Type
1500mA Slow-Blow Type
750mA Slow-Blow Type
DC-DC
CONVERTER
+Vin
-Vin
+Vout
-Vout
OUTPUT
Fuse
INPUT
Note: Certain applications may require the installation of external fuse in front of the input.
SAFE
OPERATING
AREA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com