công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KW-SERIES bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DIWELL Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện KW-SERIES
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W WIDE INPUT RANGE
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIWELL [DIWELL Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  https://diwell.com/
Logo DIWELL - DIWELL Electronics Co., Ltd.

KW-SERIES bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DIWELL Electronics Co., Ltd.

  KW-SERIES Datasheet HTML 1Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 2Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 3Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 4Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 5Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 6Page - DIWELL Electronics Co., Ltd. KW-SERIES Datasheet HTML 7Page - DIWELL Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
DANUBE
http://www.danube.com.tw
2013/07/01
5
 SIMPLIFIED SCHEMATIC
SINGLE OUTPUT
DUAL OUTPUT
-Vin
+Vin
+Vout
-Vout
REFERENCE
&
ERROR AMP
ISOLATION
PWM
CONTROLLER
-Vin
+Vin
+Vout
-Vout
REFERENCE
&
ERROR AMP
ISOLATION
PWM
CONTROLLER
Common
MECHANICAL DIMENSIONS &
RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS
PIN
SINGLE
DUAL
1
+Vin
+Vin
2
-Vin
-Vin
3
+Vout
+Vout
4
NO PIN
Common
5
-Vout
-Vout
All dimensions are in millimeters[inches]
50.8[2.00]
11[0.43]
5.12[0.20]
22.82[0.90]
10.2[0.40]
5.8[0.23]
15.2[0.60]
3
4
5
1
2
20.32[0.80]
50.8[2.00]
BOTTOM
VIEW
SIDE
VIEW
GRID : 2.54mm
TOP VIEW
1
5
2
4
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com