| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS93701 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS93701 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Integrated Circuit Systems |
|
3 / 9 page ![]() 3 ICS93701 0417B—10/29/02 Byte 0: Output Control (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B0 3 , 9 21 8 C K L C , 8 T K L C 6 t i B6 2 , 7 21 9 C K L C , 9 T K L C 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 1: Output Control (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 3: Reserved (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 4: Reserved (1= enable, 0 = disable) Byte 2: Reserved (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 0 ) e t o N ( d e v r e s e R 6 t i B- 0 ) e t o N ( d e v r e s e R 5 t i B- 0 ) e t o N ( d e v r e s e R 4 t i B- 0 ) e t o N ( d e v r e s e R 3 t i B- 0 ) e t o N ( d e v r e s e R 2 t i B- 1 ) e t o N ( d e v r e s e R 1 t i B- 1 ) e t o N ( d e v r e s e R 0 t i B- 0 ) e t o N ( d e v r e s e R Byte 5: Reserved (1= enable, 0 = disable) Note: Don’t write into this register, writing into this register can cause malfunction T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B2 , 31 0 C K L C , 0 T K L C 6 t i B6 , 51 1 C K L C , 1 T K L C 5 t i B9 , 0 11 2 C K L C , 2 T K L C 4 t i B9 1 , 0 21 3 C K L C , 3 T K L C 3 t i B3 2 , 2 21 4 C K L C , 4 T K L C 2 t i B7 4 , 6 41 5 C K L C , 5 T K L C 1 t i B3 4 , 4 41 6 C K L C , 6 T K L C 0 t i B0 4 , 9 31 7 C K L C , 7 T K L C |