công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NL17SZ02 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NL17SZ02
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Input NOR Gate
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NL17SZ02 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NL17SZ02_V01 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
NL17SZ02
www.onsemi.com
6
Figure 3. Test Circuit
CL includes probe and jig capacitance
RT is ZOUT of pulse generator (typically 50 W)
f = 1 MHz
R1
OUTPUT
RT
2 x VCC
DUT
GND
OPEN
CL*
RL
Test
Switch
Position
CL, pF
RL, W R1, W
tPLH / tPHL
Open
See AC Characteristics Table
tPLZ / tPZL
2 x VCC
50
500
500
tPHZ / tPZH
GND
50
500
500
X = Don’t Care
tr = 3 ns
tPZH
tPHZ
tPZL
tPLZ
Vmo
Vmo
Vmi
Figure 4. Switching Waveforms
90%
10%
90%
10%
INPUT
OUTPUT
OUTPUT
~0 V
INPUT
OUTPUT
OUTPUT
tf = 3 ns
VCC
GND
VOH
VOL
VOH
VOL
Vmo
Vmo
Vmi
tPHL
tPLH
tPLH
tPHL
Vmo
Vmo
Vmi
Vmi
VCC
GND
VOL
VOH
VOH − VY
VOL + VY
~VCC
VCC, V
Vmi, V
Vmo, V
VY, V
tPLH, tPHL
tPZL, tPLZ, tPZH, tPHZ
1.65 to 1.95
VCC/2
VCC/2
VCC/2
0.15
2.3 to 2.7
VCC/2
VCC/2
VCC/2
0.15
3.0 to 3.6
VCC/2
VCC/2
VCC/2
0.3
4.5 to 5.5
VCC/2
VCC/2
VCC/2
0.3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com