công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NL17SZ02 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NL17SZ02 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NL17SZ02_V01
tải về  NL17SZ02 tải về
kích thước tập tin   161.77 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input NOR Gate

NL17SZ02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NL17SZ02 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NL17SZ02_V01
tải về  NL17SZ02 Click to download

kích thước tập tin   161.77 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input NOR Gate

NL17SZ02 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NL17SZ02 Thông tin chi tiết sản phẩm

The NL17SZ02 is a single 2−input NOR Gate in tiny footprint packages.

Features
• Designed for 1.65 V to 5.5 V VCC Operation
• 2.4 ns tPD at VCC = 5 V (typ)
• Inputs/Outputs Overvoltage Tolerant up to 5.5 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 24 mA at 3.0 V
• Available in SC−88A, SC−74A, SOT−553, SOT−953 and UDFN6
Packages
• Chip Complexity < 100 FETs
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - NL17SZ02_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL17SZ02XV5T2 ONSEMI-NL17SZ02XV5T2 Datasheet
57Kb / 6P
2-Input NOR Gate
January, 2005 ??Rev. 3
NL17SZ02XV5T2G ONSEMI-NL17SZ02XV5T2G Datasheet
122Kb / 7P
2-Input NOR Gate
February, 2014 ??Rev. 8
NL17SZ02XV5T2G ONSEMI-NL17SZ02XV5T2G Datasheet
190Kb / 13P
2-Input NOR Gate
November, 2018 ??Rev. 9
More results


Mô tả tương tự - NL17SZ02_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S02F TOSHIBA-TC7S02F Datasheet
212Kb / 5P
2-INPUT NOR GATE
TC7SET02F TOSHIBA-TC7SET02F Datasheet
165Kb / 5P
2-INPUT NOR GATE
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVC1G02 RENESAS-HD74ALVC1G02 Datasheet
78Kb / 10P
2-input NOR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74HC2G02 UTC-U74HC2G02 Datasheet
96Kb / 5P
2-INPUT NOR GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SG02FE TOSHIBA-TC7SG02FE Datasheet
166Kb / 6P
2 Input NOR Gate
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV1G02A RENESAS-HD74LV1G02A_08 Datasheet
106Kb / 8P
2-input NOR Gate
HD74UH02 RENESAS-HD74UH02 Datasheet
142Kb / 7P
2-input NOR Gate
logo
Unisonic Technologies
U74HC2G02 UTC-U74HC2G02_15 Datasheet
151Kb / 5P
2-INPUT NOR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC1G02-Q100 NEXPERIA-74AHC1G02-Q100 Datasheet
680Kb / 12P
2-input NOR gate
XC7SH02 NEXPERIA-XC7SH02 Datasheet
202Kb / 11P
2-input NOR gate
Rev. 2 - 12 January 2022
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com