công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G483CE bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G483CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, AES
PDF  230 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G483CE bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G483CE Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32G483CE Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 230 page
background image
Table 22. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from Flash in dual bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF)
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Typ
Max(1)
Unit
-
Voltage
scaling
25°C
55°C
85°C
105°C 125°C
25°C
55°C
85°C
105°C 125°C
IDD
(Run)
Supply
current in
Run mode
fHCLK = fHSE
up to 48MHz
included,
bypass mode
PLL ON
above 48
MHz all
peripherals
disable
Range 2
26 MHz
3.70
3.9
4.45
5.15
6.45
4.40
6.60
11.0
16.0
22.0
mA
16 MHz
2.35
2.55
3.1
3.85
5.15
3.00
5.00
9.00
14.0
21.0
8 MHz
1.25
1.5
2.05
2.8
4.15
2.00
3.60
7.70
13.0
19.0
4 MHz
0.75
0.97
1.5
2.3
3.6
1.40
3.00
7.00
12.0
19.0
2 MHz
0.47
0.7
1.25
2.05
3.35
0.990
2.60
6.70
12.0
19.0
1 MHz
0.34
0.56
1.1
1.9
3.2
0.830
2.50
6.50
12.0
18.0
100 KHz
0.22
0.44
0.975
1.8
3.1
0.690
2.30
6.30
11.0
18.0
Range 1
Boost mode
170 MHz
29.50
30
31
32
34.5
31.0
35.0
42.0
48.0
56.0
Range 1
150 MHz
24.50
24.5
25.5
26.5
28.5
26.0
28.0
34.0
44.0
47.0
120 MHz
19.50
20
20.5
22
23.5
21.0
23.0
32.0
38.0
43.0
80 MHz
13.00
13.5
14.5
15.5
17
15.0
17.0
25.0
30.0
37.0
72 MHz
12.00
12.5
13
14
15.5
13.0
16.0
23.0
29.0
36.0
64 MHz
10.50
11
11.5
13
14.5
12.0
14.0
21.0
27.0
34.0
48 MHz
7.95
8.3
9
10
11.5
9.10
13.0
19.0
25.0
32.0
32 MHz
5.40
5.7
6.45
7.25
8.9
6.50
9.60
15.0
21.0
29.0
24 MHz
4.10
4.4
5.1
6
7.65
5.20
8.00
14.0
20.0
28.0
16 MHz
2.85
3.15
3.8
4.75
6.35
4.30
6.40
12.0
18.0
26.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com