công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LAN91C96 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - SMSC Corporation

tên linh kiện LAN91C96
Giải thích chi tiết về linh kiện  Non-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMSC [SMSC Corporation]
Trang chủ  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

LAN91C96 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - SMSC Corporation

Back Button LAN91C96 Datasheet HTML 87Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 88Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 89Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 90Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 91Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 92Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 93Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 94Page - SMSC Corporation LAN91C96 Datasheet HTML 95Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 125 page
background image
Non-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet
SMSC DS – LAN91C965v&3v
Page 91
Rev. 09/10/2004
DATASHEET
nAS to nAEN/nAS
68000 Address<23:1> to 91C96 Address Bus
DATA to DATA (Upper and lower bytes swapped)
Interrupt (if used) to INT0
The following signals MUST be pulled as stated:
LAN91C96 Address bit 0 tied low
LAN91C96 nSBHE input tied low
All INTx must have a 1K
Ω to 10KΩ pull-up to keep the line high while the drivers are tri-stated.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
CONFIGURATION REG.
BASE REG.
IA0-1
IA2-3
IA4-5
IOS2-0
WORD ADDRESS
000
0h
1h
4h
5h
8h
9h
Ch
Dh
10h
11h
14h
15h
18h
19h
20h
21h
22h
001
010
011
100
101
110
XXX
16 BITS
FIGURE 10.1 - 64 X 16 SERIAL EEPROM MAP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com