công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

104990606 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 104990606
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nextion Intelligent NX8048P070-011R - Generic 7.0' HMI 800*480 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

104990606 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  104990606 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Related Nextion Display
Type of
Display
NX3224T0
24
NX4024T0
32
NX4832T0
35
NX4827T0
43
NX8048P0
70-011R
NX1060P1
01-011C-I
Size
2.4"
3.2"
3.5"
4.3"
7.0"
10.1"
Resoluti
on
320*240
400*240
480*320
480*272
800*480
1024*600
Touch
panel
RTP
RTP
RTP
RTP
RTP
CTP
Flash
4MB
4MB
16MB
16MB
128MB
128MB
RAM
3584Byte
3584Byte
3584Byte
3584Byte
512KB
512KB
MCU
Frequen
cy
48 MHz
48 MHz
48 MHz
48 MHz
200 MHz
200 MHz
EEPROM -
-
-
-
1024Byte
1024Byte
GPIOS
-
-
-
-
8
8
RTC
-
-
-
-
Yes
Yes
Price
$
$
$
$
$
$



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com