công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

104990606 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 104990606
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nextion Intelligent NX8048P070-011R - Generic 7.0' HMI 800*480 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

104990606 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  104990606 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990606 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Specification
Item
Value
Color
64K 65536 colors
Resolution
800x480 pixel
Touch-type
Resistive
Touches
> 1 million
Backlight
LED
Backlight lifetime (Average)
>30,000 Hours
Operating Voltage
5V
Operating Current
430mA Normal Mode, 170mA Sleeping Mode
Power supply recommend
5V, 1.0A, DC
Serial Port Baudrate
2400(Min), 9600(Typical),921600(Max)
Serial Port Mode
TTL
Serial Port
4Pin_2.54mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com