công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

104990602 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 104990602
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nextion Enhanced NX3224T024Generic 2.4 HMI 320*240 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

104990602 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  104990602 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
 
 
 
 
 
 
 
Nextion Enhanced NX3224T024 ‐ Generic 2.4'' HMI 320*240 Touch 
Display for Arduino Raspberry Pi
SKU 104990602 
 
Nextion is a Human Machine Interface(HMI) solution that provides a control and visualization interface 
between a human and a process, machine, application, or appliance. Nextion is not just a touch display, it has 
a hardware part and a software part which is well developed for HMI applications. 
Key Features
Nextion TFT resistive touch display 
2.4” with 320*240 resolution 
Providing HMI function for external device like Arduino board or Raspberry Pi 
Including GUI development software and many API commands for GUI development 


Số phần tương tự - 104990602

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
104990604 ETC-104990604 Datasheet
1Mb / 8P
Nextion Basic NX4832T035 Generic 3.5 HMI 480*320 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
104990605 ETC-104990605 Datasheet
924Kb / 8P
Nextion Enhanced NX4827T043 - Generic 4.3' HMI 480*272 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
104990606 ETC-104990606 Datasheet
1Mb / 8P
Nextion Intelligent NX8048P070-011R - Generic 7.0' HMI 800*480 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
More results

Mô tả tương tự - 104990602

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ULCD-24-PTU-PI ETC2-ULCD-24-PTU-PI Datasheet
484Kb / 9P
Raspberry Pi Display Module Pack Featuring a 2.4
ULCD-28-PTU-PI ETC2-ULCD-28-PTU-PI Datasheet
480Kb / 9P
Raspberry Pi Display Module Pack
ULCD-43-PT-PI ETC2-ULCD-43-PT-PI Datasheet
442Kb / 10P
Raspberry Pi Display Module Pack
3187 ETC2-3187 Datasheet
83Kb / 1P
SmartiPi Touch - Stand for Raspberry Pi 7 Touchscreen Display
logo
STMicroelectronics
STM32-EMBPI STMICROELECTRONICS-STM32-EMBPI Datasheet
195Kb / 3P
Embedded Pi, triple-play platform for STM32, Raspberry Pi and Arduino?
October 2013 Rev 1
logo
List of Unclassifed Man...
RASPBERRY-PI3-CASE ETC-RASPBERRY-PI3-CASE Datasheet
215Kb / 1P
Raspberry Pi Enclosure For the Raspberry Pi 3 Model B
RASPBERRYPI-DISPLAY ETC-RASPBERRYPI-DISPLAY Datasheet
401Kb / 1P
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display
104990604 ETC-104990604 Datasheet
1Mb / 8P
Nextion Basic NX4832T035 Generic 3.5 HMI 480*320 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
104990605 ETC-104990605 Datasheet
924Kb / 8P
Nextion Enhanced NX4827T043 - Generic 4.3' HMI 480*272 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
104990606 ETC-104990606 Datasheet
1Mb / 8P
Nextion Intelligent NX8048P070-011R - Generic 7.0' HMI 800*480 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com