công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

104990602 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 104990602
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nextion Enhanced NX3224T024Generic 2.4 HMI 320*240 Touch Display for Arduino Raspberry Pi
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

104990602 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  104990602 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers 104990602 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
 
 
Hardware Overview 
 
Specification 
Item
Value
Color
64K 65536 colors
Resolution
320×240 pixel
Touch-type
Resistive
Touches
> 1 million
Backlight
LED
Backlight lifetime (Average)
>30,000 Hours
Operating Voltage
5V
Operating Current
90mA Normal Mode, 15mA Sleeping Mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com