| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FLEX6000 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Altera Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FLEX6000 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Altera Corporation |
|
3 / 52 page ![]() Altera Corporation 3 FLEX 6000 Programmable Logic Device Family Data Sheet 16-bit loadable counter 16 172 153 133 MHz 16-bit accumulator 16 172 153 133 MHz 24-bit accumulator 24 136 123 108 MHz 16-to-1 multiplexer (pin-to-pin) (1) 10 12.1 13.4 16.6 ns 16 16 multiplier with a 4-stage pipeline 592 84 67 58 MHz |