công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STG200M65F2D8AG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STG200M65F2D8AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive-grade 650 V, 200 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D8 packing
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STG200M65F2D8AG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STG200M65F2D8AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
2
Electrical ratings
Table 2. Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCES
Collector-emitter voltage (VGE = 0 V)
650
V
VGE
Gate-emitter voltage
±20
V
ICN
Continuous collector current at T = 100 °C
200
A
ICP (1) (2)
Pulsed collector current
600
A
tsc (3)
Short-circuit withstand time VCC = 360 V, VGE = 15 V, VCE(peak) ≤ 650 V,
TJstart ≤ 150 °C
6
µs
TJ
Operating junction temperature range
-40 to 175
°C
1. Depending on thermal properties of assembly.
2. Pulse width limited by maximum junction temperature.
3. Not tested at chip level, verified by design/characterization. Allowed number of short-circuits < 1000; time between short-
circuits > 1 s.
STG200M65F2D8AG
Electrical ratings
DS11201 - Rev 4
page 3/11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com