| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FDA903U bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FDA903U bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - STMicroelectronics |
|
74 / 80 page ![]() I2C register FDA903U 74/80 DS12498 Rev 2 Table 31. DB3-ADDR: “I0100011” DC Diagnostic Error code Data bit Type Definition D7 SR/C DC Diagnostic Error code D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Table 32. DB4-ADDR:"I0100100" - Current Sensing data (10-8) Data bit Type Definition D7-D3 SR Reserved D2 SR Channel Current Sensing (10-8) D1 D0 Table 33. DB5-ADDR:"I0100101" - Current Sensing data (7-0) Data bit Type Definition D7 SR Channel Current Sensing (7-0) D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 |