công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431BCLP bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431BCLP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL431, TL432 Precision Programmable Reference
PDF  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL431BCLP bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button TL431BCLP Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TL431BCLP Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 83 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
15-Oct-2022
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL431CDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431CDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
180.0
8.4
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431CDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.3
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL431CDBVT
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431CDBVT
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.3
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL431CDBVT
SOT-23
DBV
5
250
180.0
8.4
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431CDBVTG4
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431CDBZR
SOT-23
DBZ
3
3000
178.0
9.2
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431CDBZR
SOT-23
DBZ
3
3000
178.0
9.0
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431CDBZRG4
SOT-23
DBZ
3
3000
178.0
9.2
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431CDBZT
SOT-23
DBZ
3
250
178.0
9.0
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431CDBZTG4
SOT-23
DBZ
3
250
180.0
8.4
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431CDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL431CDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL431CDRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL431CPK
SOT-89
PK
3
1000
180.0
12.4
4.91
4.52
1.9
8.0
12.0
Q3
TL431CPKE6
SOT-89
PK
3
1000
180.0
13.0
4.91
4.52
1.9
8.0
12.0
Q3
TL431CPSR
SO
PS
8
2000
330.0
16.4
8.35
6.6
2.4
12.0
16.0
Q1
TL431CPWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL431IDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
180.0
8.4
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431IDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.3
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL431IDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431IDBVRG4
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431IDBVT
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431IDBVT
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.3
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL431IDBZR
SOT-23
DBZ
3
3000
178.0
9.0
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431IDBZR
SOT-23
DBZ
3
3000
180.0
8.4
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431IDBZRG4
SOT-23
DBZ
3
3000
180.0
8.4
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431IDBZT
SOT-23
DBZ
3
250
180.0
8.4
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431IDBZT
SOT-23
DBZ
3
250
178.0
9.0
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431IDBZTG4
SOT-23
DBZ
3
250
180.0
8.4
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
TL431IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL431IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL431IDRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL431IPK
SOT-89
PK
3
1000
180.0
12.4
4.91
4.52
1.9
8.0
12.0
Q3
TL431QDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.3
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL431QDBVR
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431QDBVRG4
SOT-23
DBV
5
3000
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431QDBVT
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.3
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL431QDBVT
SOT-23
DBV
5
250
178.0
9.0
3.23
3.17
1.37
4.0
8.0
Q3
TL431QDBZR
SOT-23
DBZ
3
3000
180.0
8.4
3.15
2.77
1.22
4.0
8.0
Q3
Pack Materials-Page 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83