| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L99LD21 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99LD21 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - STMicroelectronics |
|
58 / 73 page ![]() Electrical specifications L99LD21 58/73 DS11130 Rev 5 Note: The values shown in the Table 40 are in accordance to the CR#2<23:18> and CR#2<17:12> configuration; see Section 5.4 Table 40. Inductor peak current selection DAC code DAC code 5 DAC code 4 DAC code 3 DAC code 2 DAC code 1 DAC code 0 IL_PEAK [A] Low RDSON IL_PEAK [A] High RDSON 00 00 00 0 0.362 0.179 10 00 00 1 0.369 0.183 20 00 01 0 0.376 0.186 30 00 01 1 0.384 0.19 40 00 10 0 0.392 0.194 50 00 10 1 0.401 0.198 60 00 11 0 0.41 0.203 70 00 11 1 0.419 0.208 80 01 00 0 0.429 0.213 90 01 00 1 0.44 0.218 10 00 10 10 0.451 0.223 11 00 10 11 0.462 0.229 12 00 11 00 0.474 0.235 13 00 11 01 0.487 0.243 14 00 11 10 0.499 0.248 15 00 11 11 0.513 0.255 16 01 00 00 0.527 0.261 17 01 00 01 0.542 0.269 18 01 00 10 0.557 0.276 19 01 00 11 0.572 0.284 20 01 01 00 0.588 0.292 21 01 01 01 0.598 0.297 22 01 01 10 0.615 0.305 23 01 01 11 0.632 0.314 24 01 10 00 0.649 0.322 25 01 10 01 0.668 0.332 26 01 10 10 0.686 0.34 27 01 10 11 0.706 0.35 28 01 11 00 0.725 0.36 29 01 11 01 0.745 0.37 30 01 11 10 0.766 0.38 31 01 11 11 0.787 0.39 |