| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9966 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9966 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - STMicroelectronics |
|
94 / 122 page ![]() 16.15 WAK_MSK 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 - RW RW RW RW RW RW RW RW RW RW RW RW RW RW RW Address: 0b0100_0000 Description: Wake-up source mask register Table 67. WAK_MSK register bit description Range Field name/description Reset Value Reset Event [15] Parity Default [14:0] MSK_IN IOx WAKE SOURCES definition 1: IOx defined as WAKE source 0: IOx defined as no WAKE source 0 PORn RSTn L9966 WAK_MSK DS12459 - Rev 10 page 94/122 |