| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9691 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9691 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 24 page ![]() 4 Applicative circuit An example of a dual chip/master-slave application scenario is shown in Figure 3, in which two microcontrollers are present, one connected to the master (primary micro) and one to the slave (secondary). Figure 3. Example of dual chip/master-slave scenario L9691 Applicative circuit DB4803 - Rev 2 page 16/24 |