công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F405IEH6TR bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F405IEH6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/1924KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F405IEH6TR bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM32F405IEH6TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 201 page
background image
DocID022152 Rev 6
45/201
STM32F405xx, STM32F407xx
Pinouts and pin description
Figure 17. STM32F40xxx WLCSP90 ballout
1. This figure shows the package bump view.
Table 6. Legend/abbreviations used in the pinout table
Name
Abbreviation
Definition
Pin name
Unless otherwise specified in brackets below the pin name, the pin function during and after
reset is the same as the actual pin name
Pin type
S
Supply pin
I
Input only pin
I/O
Input / output pin
I/O structure
FT
5 V tolerant I/O
TTa
3.3 V tolerant I/O directly connected to ADC
B
Dedicated BOOT0 pin
RST
Bidirectional reset pin with embedded weak pull-up resistor
Notes
Unless otherwise specified by a note, all I/Os are set as floating inputs during and after reset
Alternate
functions
Functions selected through GPIOx_AFR registers
Additional
functions
Functions directly selected/enabled through peripheral registers



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com