công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM6441...ALV bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM6441...ALV
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM64x Sitara™ Processors
PDF  244 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM6441...ALV bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Texas Instruments

Back Button AM6441...ALV Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments AM6441...ALV Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 244 page
background image
Table 6-50. MCSPI3 Signal Descriptions (continued)
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
SPI3_CS0
IO
SPI Chip Select 0
U1
SPI3_CS1
IO
SPI Chip Select 1
T5
SPI3_CS2
IO
SPI Chip Select 2
V12
SPI3_CS3
IO
SPI Chip Select 3
V15
SPI3_D0
IO
SPI Data 0
R6
SPI3_D1
IO
SPI Data 1
V4
Table 6-51. MCSPI4 Signal Descriptions
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
SPI4_CLK
IO
SPI Clock
B16
SPI4_CS0
IO
SPI Chip Select 0
E16
SPI4_CS1
IO
SPI Chip Select 1
A17
SPI4_CS2
IO
SPI Chip Select 0
B17
SPI4_CS3
IO
SPI Chip Select 2
D18
SPI4_D0
IO
SPI Data 0
A16
SPI4_D1
IO
SPI Data 1
D16
6.3.14.2 MCU Domain
Table 6-52. MCU_MCSPI0 Signal Descriptions
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
MCU_SPI0_CLK
IO
SPI Clock
E6
MCU_SPI0_CS0
IO
SPI Chip Select 0
D6
MCU_SPI0_CS1
IO
SPI Chip Select 1
C6
MCU_SPI0_CS2
IO
SPI Chip Select 2
D8
MCU_SPI0_CS3
IO
SPI Chip Select 3
B8
MCU_SPI0_D0
IO
SPI Data 0
E7
MCU_SPI0_D1
IO
SPI Data 1
B6
Table 6-53. MCU_MCSPI1 Signal Descriptions
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
MCU_SPI1_CLK
IO
SPI Clock
D7
MCU_SPI1_CS0
IO
SPI Chip Select 0
A7
MCU_SPI1_CS1
IO
SPI Chip Select 1
B7
MCU_SPI1_CS2
IO
SPI Chip Select 2
E8
MCU_SPI1_CS3
IO
SPI Chip Select 3
B9
MCU_SPI1_D0
IO
SPI Data 0
C7
MCU_SPI1_D1
IO
SPI Data 1
C8
6.3.15 MDIO
6.3.15.1 MAIN Domain
Table 6-54. MDIO0 Signal Descriptions
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
MDIO0_MDC
O
MDIO Clock
R2, Y6
MDIO0_MDIO
IO
MDIO Data
AA6, P5
www.ti.com
AM6442, AM6441, AM6421, AM6412, AM6411
SPRSP56D – JANUARY 2021 – REVISED JULY 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
77
Product Folder Links: AM6442 AM6441 AM6421 AM6412 AM6411



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com