công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STNRG011ATR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STNRG011ATR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital combo multi-mode PFC and time-shift LLC resonant controller
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STNRG011ATR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button STNRG011ATR Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STNRG011ATR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 31 page
background image
Table 9. SO20 package mechanical data
Symbol
Dimensions
mm
inch
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
2.35
-
2.65
0.093
-
0.104
A1
0.10
-
0.30
0.004
-
0.012
B
0.33
-
0.51
0.013
-
0.020
C
0.23
-
0.32
0.009
-
0.013
D
12.60
-
13.00
0.496
-
0.512
E
7.40
-
7.60
0.291
-
0.299
e
-
1.27
-
-
0.050
-
H
10.00
-
10.65
0.394
-
0.419
h
0.25
-
0.75
0.010
-
0.030
L
0.40
-
1.27
0.016
-
0.050
K
0° (min.), 8° (max.)
STNRG011A
SO20 package information
DS13973 - Rev 2
page 24/31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com