công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F51405ADFN bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F51405ADFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  48-MHz, 32-bit RX MCUs, on-chip FPU, 204 Coremark, up to 256-KB flash memory, up to 36 pins capacitive touch sensing unit, up to 9 comms channels, 12-bit A/D, D/A, RTC, IEC60730 compliance, 1.8-V to 5.5-V single supply, Encryption functions (optional)
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F51405ADFN bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F51405ADFN Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 118 page
background image
R01DS0379EJ0110 Rev.1.10
Page 82 of 118
Apr 20, 2022
RX140 Group
2. Electrical Characteristics
2.5.5.8
A/D Converter Trigger
Note 1. tPcyc: PCLK cycle
Figure 2.52
A/D Converter External Trigger Input Timing
2.5.5.9
CAC
Note 1. tPcyc: PCLK cycle
Note 2. tcac: CAC count clock source cycle
Table 2.55
A/D Converter Trigger Timing
Conditions: 1.8 V
≤ VCC ≤ 5.5 V, 1.8 V ≤ AVCC0 ≤ 5.5 V, VSS = AVSS0 = 0 V, T
a = –40 to +105°C
Output load conditions: VOH = 0.7 × VCC, VOL = 0.3 × VCC, C = 30 pF
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
*1
Test
Conditions
A/D converter Trigger input pulse width
tTRGW
1.5
—
tPcyc Figure 2.52
Table 2.56
CAC Timing
Conditions: 1.8 V
≤ VCC ≤ 5.5 V, 1.8 V ≤ AVCC0 ≤ 5.5 V, VSS = AVSS0 = 0 V, T
a = –40 to +105°C
Output load conditions: VOH = 0.7 × VCC, VOL = 0.3 × VCC, C = 30 pF
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
*1
Test
Conditions
CAC
CACREF input pulse width
tPcyc ≤ tcac*2
tCACREF 4.5 tcac + 3 tPcyc
—ns
tPcyc > tcac*2
5 tcac + 6.5 tPcyc
CACREF input rise/fall time
tCACREFr,
tCACREFf
—
0.1
µs/V
ADTRG0#
PCLK
tTRGW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com