công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F51405ADFN bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F51405ADFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  48-MHz, 32-bit RX MCUs, on-chip FPU, 204 Coremark, up to 256-KB flash memory, up to 36 pins capacitive touch sensing unit, up to 9 comms channels, 12-bit A/D, D/A, RTC, IEC60730 compliance, 1.8-V to 5.5-V single supply, Encryption functions (optional)
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F51405ADFN bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F51405ADFN Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R5F51405ADFN Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 118 page
background image
R01DS0379EJ0110 Rev.1.10
Page 33 of 118
Apr 20, 2022
RX140 Group
2. Electrical Characteristics
Figure 2.3
Voltage Dependency in Middle-Speed Operating Mode 2 (Reference Data for Products with 64-
Kbyte ROM)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
2
4
6
8
10
12
Ta = 25°C, ICLK = 1 MHz
*1
Ta = 105°C, ICLK = 1 MHz
*2
VCC (V)
Ta = 105°C, ICLK = 1 MHz
*2
Ta = 25°C, ICLK = 1 MHz
*1
Note 1. All peripheral operation is normal. This does not include BGO operation. Average value of the tested
middle samples during product evaluation.
Note 2. All peripheral operation is maximum. This does not include BGO operation. Average value of the tested
upper-limit samples during product evaluation.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com