công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TF30P02 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co

tên linh kiện TF30P02
Giải thích chi tiết về linh kiện  P -CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TUOFENG [Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co]
Trang chủ  http://www.sztuofeng.com/?lang=en
Logo TUOFENG - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co

TF30P02 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co

  TF30P02 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co TF30P02 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co TF30P02 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co TF30P02 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co TF30P02 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Fig.1 Gate-Charge Characteristics
Fig.2 Capacitance Characteristics
Fig.2 Power Dissipation
Fig.3 Typical output Characteristics
Fig.4 Threshold Voltage V.S Junction Temperature
Fig.5 Resistance V.S Drain Current
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
5
10
15
20
25
4000
3000
2000
1000
200
100
10
0
5
10
15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
50
100
150
200
Temperature (。C)
0
50
100
150
200
0
0.5
1
1.5
2
Drain-Source voltage (V)
-1
-0.5
0
-50
50
150
Junction Temperature
25
20
15
10
5
0
0
5
10
Drain Current(A)
15
20
VGS=-4.5V
VGS=-2.5V
-VGS
Ciss
Coss
Crss
Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co., Ltd
P -CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
3
www.sztuofeng.com
Feb 2022 V1.0
TF30P02



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com