công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFSP1065B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FFSP1065B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Carbide Schottky Diode 650 V, 10 A
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FFSP1065B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  FFSP1065B Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
FFSP1065B
www.onsemi.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS TJ = 25°C Unless Otherwise Noted
Figure 1. Forward Characteristics
Figure 2. Reverse Characteristics
Figure 3. Current Derating
Figure 4. Power Dissipation
Figure 5. Capacitance Charge vs. Reverse Voltage
Figure 6. Capacitance vs. Reverse Voltage
VF, FORWARD VOLTAGE (V)
TC, CASE TEMPERATURE (5C)
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
TC, CASE TEMPERATURE (5C)
0
0
5
10
15
20
10
−9
10
−8
10
−7
10
−6
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
0
100
200
300
400
500
600 650
0
10
20
30
40
0.1
1
10
100
650
10
100
1000
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
1
2
3
200
300
400
500
600 650
100
10
−5
TJ = 25°C
TJ = −55°C
TJ = 175°C
TJ = 125°C
TJ = 75°C
TJ = −55°C
TJ = 175°C
TJ = 125°C
TJ = 75°C
TJ = 25°C
D = 0.1
D = 0.2
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.7
D = 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com