công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFSP1065B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FFSP1065B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Carbide Schottky Diode 650 V, 10 A
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FFSP1065B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  FFSP1065B Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FFSP1065B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
FFSP1065B
www.onsemi.com
2
THERMAL CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Ratings
Unit
RθJC
Thermal Resistance, Junction to Case, Max.
2.0
°C/W
PACKAGE MARKING AND ORDERING INFORMATION
Part Number
Top Mark
Package
Packing Method
Reel Size
Tape Width
Quantity
FFSP1065B
FFSP1065B
TO220
Tube
N/A
N/A
50 Units
ELECTRICAL CHARACTERISTICS TC = 25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VF
Forward Voltage
IF = 10 A, TC = 25°C
1.38
1.7
V
IF = 10 A, TC = 125°C
1.6
2.0
IF = 10 A, TC = 175°C
1.72
2.4
IR
Reverse Current
VR = 650 V, TC = 25°C
0.5
40
mA
VR = 650 V, TC = 125°C
1.0
80
VR = 650 V, TC = 175°C
2.0
160
QC
Total Capacitive Charge
V = 400 V
25
nC
C
Total Capacitance
VR = 1 V, f = 100 kHz
421
pF
VR = 200 V, f = 100 kHz
46
VR = 400 V, f = 100 kHz
35



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com