công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-VSKT26.. bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-VSKT26..
Giải thích chi tiết về linh kiện  AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Thyristor/Diode and Thyristor/Thyristor, 27 A
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-VSKT26.. bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button VS-VSKT26.. Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
VS-VSKT26.., VS-VSKH26.., VS-VSKL26.., VS-VSKN26.. Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 26-Jul-2018
6
Document Number: 94629
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 10 - On-State Voltage Drop Characteristics
Fig. 11 - Thermal Impedance ZthJC Characteristics
Fig. 12 - Gate Characteristics
Instantaneous on-state voltage (V)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1
10
100
1000
Tj = 25°C
Tj = 125°C
Per leg
Square wave pulse duration (s)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
Steady state value
RthJC = 0.76 °C/W
(DC operation)
Per leg
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
(b )
(a)
Rect angular g ate pulse
(4) (3)
(2) (1)
(1) PGM = 100 W, tp = 500 µs
(2) PGM = 50 W, tp = 1 ms
(3) PGM = 20 W, tp = 25 ms
(4) PGM = 10 W, tp = 5 ms
a )Recommended load line for
b)Recommended load line for
VGD
IGD
Frequenc y Limited by PG(AV)
rated di/ d t: 20 V, 30 ohms
tr = 0.5 µs, tp >= 6 µs
<= 30% rated di/dt: 20 V, 65 ohms
tr = 1 µs, tp >= 6 µs
IRK.26.. Series
Instantaneous gate current (A)
VSK.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com