công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-VSKT26.. bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-VSKT26..
Giải thích chi tiết về linh kiện  AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Thyristor/Diode and Thyristor/Thyristor, 27 A
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-VSKT26.. bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  VS-VSKT26.. Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-VSKT26.. Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
VS-VSKT26.., VS-VSKH26.., VS-VSKL26.., VS-VSKN26.. Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 26-Jul-2018
5
Document Number: 94629
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 7 - On-State Power Loss Characteristics
Fig. 8 - On-State Power Loss Characteristics
Fig. 9 - On-State Power Loss Characteristics
Total RMS output current (A)
Maximum allowable ambient temperature (°C)
0
20
40
60
80
100 120 140
RthSA = 0.1 °C/W
0.3 °C/W
0.5 °C/W
0.7 °C/W
1 °C/W
1.5 °C/W
2 °C/W
3 °C/W
4 °C/W
8 °C/W
0
1020
30405060
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
180°
120°
90°
60°
30°
VSK.26 Series
Per module
Tj = 125°C
Total output current (A)
Maximum allowable ambient temperature (°C)
0
20
40
60
80
100 120 140
RthSA = 0.1 °C/W
0.3 °C/W
0.5 °C/W
0.7 °C/W
1 °C/W
1.5 °C/W
3 °C/W
8 °C/W
0
1020
30405060
0
50
100
150
200
250
180°
(sine)
180°
(rect)
2 x VSK.26 Series
single phase bridge connected
Tj = 125°C
∼
Total output current (A)
Maximum allowable ambient temperature (°C)
0
20
40
60
80
100 120 140
RthSA = 0.1 °C/W
0.3 °C/W
0.4 °C/W
0.5 °C/W
0.7 °C/W
1 °C/W
1.5 °C/W
3 °C/W
0
2040
6080
0
50
100
150
200
250
300
120°
(rect)
3 x VSK.26 Series
three phase bridge connected
Tj = 125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com