công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FEP30XP-E3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện FEP30XP-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

FEP30XP-E3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  FEP30XP-E3_V01 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix FEP30XP-E3_V01 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix FEP30XP-E3_V01 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix FEP30XP-E3_V01 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix FEP30XP-E3_V01 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
FEP30xP-E3
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 27-May-2020
4
Document Number: 88597
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
PIN 1
PIN 3
CASE
PIN 2
TO-3P (TO-247AD)
0.245 (6.2)
0.225 (5.7)
0.645 (16.4)
0.625 (15.9)
0.323 (8.2)
0.313 (7.9)
0.142 (3.6)
0.138 (3.5)
0.170
(4.3)
0.086 (2.18)
0.076 (1.93)
0.160 (4.1)
0.140 (3.5)
0.225 (5.7)
0.205 (5.2)
0.127 (3.22)
0.117 (2.97)
0.048 (1.22)
0.044 (1.12)
0.795 (20.2)
0.775 (19.6)
0.840 (21.3)
0.820 (20.8)
1
2
3
0.078 (1.98) REF.
0.203 (5.16)
0.193 (4.90)
10° TYP.
Both Sides
30°
10
1° REF.
Both Sides
0.030 (0.76)
0.020 (0.51)
0.118 (3.0)
0.108 (2.7)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com