công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

16F506 bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 16F506
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

16F506 bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - Microchip Technology

Back Button 16F506 Datasheet HTML 89Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 90Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 91Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 92Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 93Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 94Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 95Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 96Page - Microchip Technology 16F506 Datasheet HTML 97Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 93 / 114 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41268B-page 91
PIC12F510/16F506
13.4
Timing Parameter Symbology and Load Conditions
The timing parameter symbols have been created following one of the following formats:
FIGURE 13-5:
LOAD CONDITIONS
FIGURE 13-6:
EXTERNAL CLOCK TIMING
1. TppS2ppS
2. TppS
T
F
Frequency
T Time
Lowercase (pp) and their meanings:
pp
2To
mc
MCLR
ck
CLKOUT
osc
Oscillator
cy
Cycle Time
os
OSC1
drt
Device Reset Timer
t0
T0CKI
io
I/O port
wdt
Watchdog Timer
Uppercase letters and their meanings:
S
FFall
P
Period
HHigh
R
Rise
I
Invalid (High-impedance)
V
Valid
L
Low
Z
High-impedance
Cl
VSS
Pin
CL = 50 pF for all pins except OSC2
15 pF for OSC2 in XT, HS or LP
modes when external clock
is used to drive OSC1
Legend:
OSC1
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
13
3
44
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com