công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADE9430ACPZ-RL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADE9430ACPZ-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance, Polyphase Energy, and Class S Power Quality Monitoring IC
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADE9430ACPZ-RL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADE9430ACPZ-RL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 35 page
background image
Data Sheet
ADE9430
SPECIFICATIONS
analog.com
Rev. 0 | 8 of 35
TIMING CHARACTERISTICS
Table 2.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
SS to SCLK Edge
tSS
10
ns
SCLK Frequency
fSCLK
20
MHz
SCLK Low Pulse Width
tSL
20
ns
SCLK High Pulse Width
tSH
20
ns
Data Output Valid After SCLK Edge
tDAV
20
ns
Data Input Setup Time Before SCLK Edge
tDSU
10
ns
Data Input Hold Time After SCLK Edge
tDHD
10
ns
Data Output Fall Time
tDF
10
ns
Data Output Rise Time
tDR
10
ns
SCLK Fall Time
tSF
10
ns
SCLK Rise Time
tSR
10
ns
MISO Disable Time After SS Rising Edge
tDIS
100
ns
SS High After SCLK Edge
tSFS
0
ns
Figure 2. Serial Port Interface (SPI) Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com