công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC89C52RC bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC89C52RC
Giải thích chi tiết về linh kiện  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C52RC bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C52RC Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
39
;STC12C5410AD 系列和 STC12C2052AD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
;/* ---  STC International Limited ---------------- */
;/* ---  宏晶科技 姚永平  设计 2006/1/6   V1.0 ----- */
;/* ---  演示 STC12C5410AD 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 - */
;/* ---  演示 STC12C2052AD 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 - */
;/* ---  Mobile: 13922805190 ---------------------- */
;/* ---  Fax: 0755-82944243 ----------------------- */
;/* ---  Tel: 0755-82948409 ----------------------- */
;/* ---  Web: www.mcu-memory.com ------------------ */
;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,EEPROM 的数据在 P1 口上显示
;------------------------------------------------
;声明与 IAP/ISP/EEPROM 有关的特殊功能寄存器的地址
ISP_DATA        EQU   0E2H
ISP_ADDRH       EQU   0E3H
ISP_ADDRL       EQU   0E4H
ISP_CMD         EQU   0E5H
ISP_TRIG        EQU   0E6H
ISP_CONTR       EQU   0E7H
;定义 ISP/IAP 命令
ISP_IAP_BYTE_READ
  EQU   1H ;字节读
ISP_IAP_BYTE_PROGRAM   EQU   2H ; 字节编程, 可以将 1 写成 0 ,要将 1 变成 0 ,必须执行字节编程
ISP_IAP_SECTOR_ERASE   EQU   3H ; 扇区擦除, 可以将 0 擦成 1 ,要将 0 变成 1 ,必须擦除整个扇区
;定义 Flash  操作等待时间及允许 IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
;ENABLE_ISP      EQU   80H     ;系统工作时钟<30MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP      EQU   81H     ;系统工作时钟<24MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
 ENABLE_ISP      EQU   82H     ;系统工作时钟<20MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP      EQU   83H     ;系统工作时钟<12MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP      EQU   84H     ;系统工作时钟<6MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP      EQU   85H     ;系统工作时钟<3MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP      EQU   86H     ;系统工作时钟<2MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP      EQU   87H     ;系统工作时钟<1MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
DEBUG_DATA       EQU   5AH ;是本测试程序选定的 EEPROM 单元的数值如正确应等于的数值
;------------------------
;选择 MCU 型号
;DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 1000H ;STC12C2052AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 2800H  ;STC12C5410AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
;------------------------------------------------
    ORG   0000H
    LJMP  MAIN
;------------------------------------------------
    ORG   0100H
MAIN:
    MOV     P1,#0F0H      ;演示程序开始工作,让 P1.0/P1.1/P1.2/P1.3 控制的灯亮
    LCALL  Delay
;延时
    MOV     P1,#0FH
     ;演示程序开始工作,让 P1.7/P1.6/P1.5/P1.4 控制的灯亮



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com