công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC89C52RC bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC89C52RC
Giải thích chi tiết về linh kiện  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C52RC bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C52RC Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C52RC Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
27
      I/O 口结构
I/O 口配置
STC12C5410AD 系列单片机其所有 I/O 口均可由软件配置成 4 种工作类型之一,如下表所示。4 种
类型分别为:准双向口(标准 8051 输出模式)、推挽输出、仅为输入(高阻)或开漏输出功能。每个口由
2 个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC12C5410AD 系列单片机上电复位后为准双向口(标
准 8051 输出模式)模式。2V 以上时为高电平,0.8V 以下时为低电平。
I/O 口工作类型设定
P 3 M 0 【 7 : 0 】
P 3 M 1 【 7 : 0 】
I/O 口模式
0
0
准双向口 ( 传统 8051
I/O 口模式 ) ,
灌电流可达 20mA , 拉电流为 230 µA ,
由于制造误差 , 实际为 250 uA ~ 160 uA
0
1
推挽输出 ( 强上拉输出 , 可达 20mA , 尽量少用 )
1
0
仅为输入 ( 高阻 )
1
1
开漏 (Open Drain) , 内部上拉电阻断开 , 要外加
P1M0【7:0】
P1M1【7:0】
I/O 口模式(P1.x 如做A/D使用,需先将其设置成开漏或高阻输入)
0
0
准双向口(传统8051 I/O 口模式),
灌电流可达20mA , 拉电流为230µA ,
由于制造误差,实际为250uA~160uA
0
1
推挽输出(强上拉输出,可达20mA,尽量少用)
1
0
仅为输入(高阻),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式
1
1
开漏(Open Drain) ,如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式
P3 口设定 <P3.7,P3.6,P3.5,P3.4,P3.3,P3.2,P3.1,P3.0>
P2 口设定 <P2.7,P2.6,P2.5,P2.4,P2.3,P2.2,P2.1,P2.0>
P1 口设定 <P1.7,P1.6,P1.5,P1.4,P1.3,P1.2,P1.1,P1.0>
P0 口设定 <P0.7,P0.6,P0.5,P0.4,P0.3,P0.2,P0.1,P0.0>
举例:
MOV
P1M0,#11000000B
MOV
P1M1,#10100000B
     ;P1.7 为开漏,P1.6 为高阻输入,P1.5 为强推挽输出,P1.4/P1.3/P1.2/P1.1/P1.0 为弱上拉
P 2M 0【 7: 0 】
P2 M1 【 7: 0】
I/O 口模式
0
0
准双向口 (传统 8051 I/O 口模式 ) ,
灌电流可达 20mA , 拉电流为 230µA ,
由于制造误差 , 实际为 250uA ~ 160uA
0
1
推挽输出 ( 强上拉输出 , 可达 20mA , 尽量少用 )
1
0
仅为输入 ( 高阻 )
1
1
开漏 (Open Drain) , 内部上拉电阻断开 , 要外加
P 0 M 0 【 7 : 0 】
P 0 M 1 【 7 : 0 】
I/O 口模式
0
0
准双向口 ( 传统 8051 I/O 口模式 ) ,
灌电流可达 20mA , 拉电流为 230 µA ,
由于制造误差 , 实际为 250 uA ~ 160 uA
0
1
推挽输出 ( 强上拉输出 , 可达 20mA , 尽量少用 )
1
0
仅为输入 ( 高阻 )
1
1
开漏 (Ope n Drain) , 内部上拉电阻断开 , 要外加
注意:
    虽然每个 I/O 口在弱上拉时都能承受 20mA 的灌电流(还是要加限流电阻,如 1K,560 Ω等),在强推挽
输出时都能输出 20mA 的拉电流,但是整个芯片的工作电流推荐不要超过 55mA。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com