công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLF642 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Ampleon Netherlands B.V.

tên linh kiện BLF642
Giải thích chi tiết về linh kiện  Broadband power LDMOS transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPLEON [Ampleon Netherlands B.V.]
Trang chủ  https://www.ampleon.com
Logo AMPLEON - Ampleon Netherlands B.V.

BLF642 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Ampleon Netherlands B.V.

  BLF642 Datasheet HTML 1Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 2Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 3Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 4Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 5Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 6Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 7Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 8Page - Ampleon Netherlands B.V. BLF642 Datasheet HTML 9Page - Ampleon Netherlands B.V. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
BLF642#3
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Ampleon The Netherlands B.V. 2015. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 1 September 2015
4 of 12
BLF642
Broadband power LDMOS transistor
8. Test information
8.1 RF performance
The following figures are measured in a class-AB production test circuit.
8.1.1 1-Tone CW
VDS = 32 V; IDq = 200 mA; f = 1300 MHz.
VDS = 32 V; f = 1300 MHz.
(1) IDq = 50 mA
(2) IDq = 100 mA
(3) IDq = 150 mA
(4) IDq = 200 mA
(5) IDq = 250 mA
(6) IDq = 300 mA
(7) IDq = 350 mA
Fig 1.
Power gain and drain efficiency as function of
load power; typical values
Fig 2.
Power gain as a function of load power;
typical values
PL (W)
050
40
20
30
10
001aan775
40
20
60
80
ηD
(%)
0
ηD
18
16
20
22
GP
(dB)
GP
14
PL (W)
050
40
20
30
10
001aan776
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
18
16
20
22
GP
(dB)
14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com