công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLP27M810 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Ampleon Netherlands B.V.

tên linh kiện BLP27M810
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power LDMOS transistor
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPLEON [Ampleon Netherlands B.V.]
Trang chủ  https://www.ampleon.com
Logo AMPLEON - Ampleon Netherlands B.V.

BLP27M810 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Ampleon Netherlands B.V.

Back Button BLP27M810 Datasheet HTML 3Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 4Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 5Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 6Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 7Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 8Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 9Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 10Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP27M810 Datasheet HTML 11Page - Ampleon Netherlands B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
BLP27M810
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Ampleon Netherlands B.V. 2016. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1 — 11 February 2016
7 of 11
BLP27M810
Power LDMOS transistor
9. Package outline
Fig 7.
Package outline SOT1371-1 (HVSON16)
0.35
0.30
0.25
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT1371-1
MO-229
sot1371-1_po
14-05-14
14-05-19
Unit
mm
max
nom
min
1.00
0.85
0.80
A
Dimensions (mm are the original dimensions)
HVSON16: plastic thermal enhanced very thin small outline package; no leads;
16 terminals; body 4 x 6 x 0.85 mm
SOT1371-1
A1
0.2
5.2
5.1
5.0
6.1
6.0
5.9
4.1
4.0
3.9
bC
D(1)
Dh
E(1)
Eh
2.0
1.9
1.8
ee1
0.65
0.8
e2
0.1
e3
v
0.1
5.3
4.0
w
0.05
Ly
0.05
y1
terminal 1
index area
terminal 1
index area
0
5 mm
scale
B
A
D
E
C
A
A1
X
detail X
18
Dh
16
9
b
A
CB
v
C
w
e
e1
e2
e3
1/2 e
L
Eh
C
y
C
y1
0.5
0.4
0.3
0.05
0.03
0.00
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com