| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC5643LFAMLL6 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC5643LFAMLL6 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - NXP Semiconductors |
|
68 / 136 page ![]() E[4] PCR[68] SIUL — ALT0 GPI[68] — — — — 42 U4 ADC_0 — — AN[7]3 — E[5] PCR[69] SIUL — ALT0 GPI[69] — — — — 44 T5 ADC_0 — — AN[8]3 — E[6] PCR[70] SIUL — ALT0 GPI[70] — — — — 46 R6 ADC_0 — — AN[4]3 — E[7] PCR[71] SIUL — ALT0 GPI[71] — — — — 48 T6 ADC_0 — — AN[6]3 — E[9] PCR[73] SIUL — ALT0 GPI[73] — — — — 61 T10 ADC_1 — — AN[7]3 — E[10] PCR[74] SIUL — ALT0 GPI[74] — — — — 63 T11 ADC_1 — — AN[8]3 — E[11] PCR[75] SIUL — ALT0 GPI[75] — — — — 65 U11 ADC_1 — — AN[4]3 — E[12] PCR[76] SIUL — ALT0 GPI[76] — — — — 67 T12 ADC_1 — — AN[6]3 — E[13] PCR[77] SIUL GPIO[77] ALT0 GPIO[77] — — M S 117 D12 eTimer_0 ETC[5] ALT1 ETC[5] PSMI[8]; PADSEL=1 DSPI_2 CS3 ALT2 — — SIUL — — EIRQ[25] — E[14] PCR[78] SIUL GPIO[78] ALT0 GPIO[78] — — M S 119 B12 eTimer_1 ETC[5] ALT1 ETC[5] PSMI[14]; PADSEL=3 SIUL — — EIRQ[26] — Table 7. Pin muxing (continued) Port name PCR Peripheral Alternate output function Output mux sel Input functions Input mux select Weak pull config during reset Pad speed1 Pin # SRC =1 SRC =0 144 pkg 257 pkg |