công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360ECVVALDGA bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8360ECVVALDGA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8360ECVVALDGA bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALDGA Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 102 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 5
24
Freescale Semiconductor
DDR and DDR2 SDRAM AC Electrical Characteristics
This figure provides the AC test load for the DDR bus.
Figure 8. DDR AC Test Load
This figure shows the DDR SDRAM output timing diagram for source synchronous mode.
Figure 9. DDR SDRAM Output Timing Diagram for Source Synchronous Mode
Table 22. DDR and DDR2 SDRAM Measurement Conditions
Symbol
DDR
DDR2
Unit
Notes
VTH
MVREF ± 0.31 V
MVREF ± 0.25 V
V
1
VOUT
0.5
× GVDD
0.5
× GVDD
V
2
Notes:
1. Data input threshold measurement point.
2. Data output measurement point.
Output
Z0 = 50 Ω
GVDD/2
RL = 50 Ω
ADDR/CMD
tDDKHAS, tDDKHCS
tDDKHMH
tDDKLDS
tDDKHDS
MDQ[x]
MDQS[n]
MCK[n]
MCK[n]
tMCK
tDDKLDX
tDDKHDX
D1
D0
Write A0
NOOP
tDDKHME
tDDKHMP
tDDKHAX, tDDKHCX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com