công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR4530ARZ bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR4530ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise, High Accuracy Voltage References
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR4530ARZ bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Analog Devices

Back Button ADR4530ARZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 40 page
background image
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550
Data Sheet
Rev. D | Page 24 of 40
CH1 1.00V
CH2 1.00mV
B
W
M200µs
A CH1
7.02V
2
1
ADR4533
INPUT
OUTPUT AC
CIN = 0.1µF
COUT = 1µF
T
T 12.0%
Figure 62. ADR4533 Line Transient Response
FREQUENCY (Hz)
0
60
50
40
30
20
10
ADR4533
RL = 100kΩ
CL = 10µF
RL = 1kΩ
CL = 10µF
RL = 1kΩ
CL = 1µF
RL = 100kΩ
CL = 1µF
10M
1M
1
10
100
1k
10k
100k
Figure 63. ADR4533 Output Impedance vs. Frequency
–0.06
–0.04
–0.02
0
0.02
0.04
0.06
SOLDER HEAT SHIFT (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Figure 64. ADR4533 Solder Heat Resistance Shift (3 × Reflow)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com