công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR4530ARZ bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR4530ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise, High Accuracy Voltage References
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR4530ARZ bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Analog Devices

Back Button ADR4530ARZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 33Page - Analog Devices ADR4530ARZ Datasheet HTML 34Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 40 page
background image
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550
Data Sheet
Rev. D | Page 30 of 40
TEMPERATURE (°C)
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
ADR4550
Figure 92. ADR4550 Load Regulation vs. Temperature (Sinking)
TEMPERATURE (°C)
ADR4550
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
–50
0
50
100
150
Figure 93. ADR4550 Line Regulation vs. Temperature
VIN (V)
0
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2
4
6
8
10
12
16
15
14
13
1
3
5
7
9
11
–40°C
+25°C
+125°C
ADR4550
Figure 94. ADR4550 Supply Current vs. Supply Voltage
OUTPUT VOLTAGE NOISE DISTRIBUTION (µV p-p)
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
ADR4550
Figure 95. ADR4550 Output Voltage Noise
(Maximum Amplitude from 0.1 Hz to 10 Hz)
FREQUENCY (Hz)
1
1k
100
10
100k
0.01
0.1
1
10
100
1k
10k
ADR4550
Figure 96. ADR4550 Output Noise Spectral Density



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com